データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

320520274 データシート(PDF) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

部品番号 320520274
部品情報  Induktive Sensoren
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
ホームページ  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

320520274 データシート(HTML) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  320520274 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320520274 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Abmessungen / Dimensions / Dimensions:
Ansprechkurve* / Courbe de réponse* / Response diagram*:
Diese Zeichnungen lassen sich aus dem Internet (www.contrinex.com) herunterladen.
Ces dessins peuvent être téléchargés depuis Internet (www.contrinex.com).
These drawings can be downloaded from Internet (www.contrinex.com).
data sheet
Reduktionsfaktoren für Messplatte aus* / Coefficients de réduction pour cible en* / Correction factors for target of*:
Stahl FE 360
Kupfer
Aluminium
Messing
Edelstahl V2A
Acier FE 360
1,0
cuivre
0,20
aluminium
0,25
laiton
0,35
acier INOX V2A
0,70
Steel FE 360
copper
aluminum
brass
stainless steel V2A
Typenspektrum / Types disponibles / Available types:
Artikelnummer
Typenbezeichnung
Schaltung
Anschluss
Ausgang
Numéro d'article
désignation
polarité
raccordement
sortie
Part number
type reference
polarity
connection
output
320 920 010
DW­AD­601­065­120
NPN
Kabel / câble / cable
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 920 027
DW­AD­602­065­120
NPN
Kabel / câble / cable
Öffner / à ouverture / N.C.
320 920 051
DW­AD­603­065­120
PNP
Kabel / câble / cable
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 920 095
DW­AD­604­065­120
PNP
Kabel / câble / cable
Öffner / à ouverture / N.C.
320 520 274
DW­AD­601­065­121
NPN
Kabel / câble / cable
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 520 275
DW­AD­602­065­121
NPN
Kabel / câble / cable
Öffner / à ouverture / N.C.
320 520 276
DW­AD­603­065­121
PNP
Kabel / câble / cable
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 520 277
DW­AD­604­065­121
PNP
Kabel / câble / cable
Öffner / à ouverture / N.C.
320 520 334
DW­AD­601­065­122
NPN
Kabel / câble / cable
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 520 335
DW­AD­602­065­122
NPN
Kabel / câble / cable
Öffner / à ouverture / N.C.
320 520 336
DW­AD­603­065­122
PNP
Kabel / câble / cable
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 520 337
DW­AD­604­065­122
PNP
Kabel / câble / cable
Öffner / à ouverture / N.C.
320 920 208
DW­AS­601­065­123
NPN
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 920 219
DW­AS­602­065­123
NPN
Stecker / connecteur / connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
320 520 284
DW­AS­603­065­123
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 520 285
DW­AS­604­065­123
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
320 920 209
DW­AS­601­065­124
NPN
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 920 517
DW­AS­603­065­124
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 920 522
DW­AS­604­065­124
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
320 920 210
DW­AS­601­065­129
NPN
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 920 220
DW­AS­602­065­129
NPN
Stecker / connecteur / connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
320 920 232
DW­AS­603­065­129
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 920 244
DW­AS­604­065­129
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
320 920 054
DW­AD­603­065­220
PNP
Kabel / câble / cable / PUR 2 m
Schliesser / à fermeture / N.O.
600­065_IC.ind / page 3­4 / rev. 7 / 20.04.17 ­ MDM_EC
* typische Werte / valeurs typiques / typical values
Die Einhaltung der Personenschutzmaßnahmen obliegt dem Betreiber der von uns gelieferten Produkte. Der Einsatz unserer Geräte in Anwendungen, bei welchen die Sicherheit
von Personen gefährdet sein könnte, ist nur dann zulässig, wenn der Betreiber gesonderte geeignete und notwendige Maßnahmen für die Personen­ und Maschinensicherheit
einhält und vornimmt. / Les exploitants des produits que nous fournissons sont tenus d'assurer les mesures adéquates de protection des personnes. L'utilisation de nos appareils
dans des applications comportant un risque possible pour la sécurité des personnes n’est admissible que si l’exploitant observe et met en œuvre des mesures séparées, appro­
priées et nécessaires pour la protection des personnes et des machines. / Operators of the products we supply are responsible for compliance with measures for the protection of
persons. The use of our equipment in applications where the safety of persons might be at risk is only authorized if the operator observes and implements separate, appropriate
and necessary measures for the protection of persons and machines.
Einbau / Montage / Installation:
metallfreier Raum
espace sans métaux
metal­free zone
aktive Fläche
face sensible
sensing face
6
Träger
support
support
12
DW-AD-60#-065-121
DW-AD-60#-065-122
DW-AS-60#-065-123
DW-AD-60#-065-120/-220
DW-AS-60#-065-124
DW-AS-60#-065-129


同様の部品番号 - 320520274

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Contrinex AG Industrial...
320520274 CONTRINEX-320520274 Datasheet
169Kb / 2P
   Induktive Sensoren
320520274 CONTRINEX-320520274 Datasheet
169Kb / 2P
   Induktive Sensoren
320520274 CONTRINEX-320520274 Datasheet
169Kb / 2P
   Induktive Sensoren
320520274 CONTRINEX-320520274 Datasheet
169Kb / 2P
   Induktive Sensoren
320520274 CONTRINEX-320520274 Datasheet
169Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results

同様の説明 - 320520274

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AD-503-M30 CONTRINEX-DW-AD-503-M30 Datasheet
182Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-504-M12 CONTRINEX-DW-AD-504-M12 Datasheet
196Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-512-M18 CONTRINEX-DW-AD-512-M18 Datasheet
190Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-612-M12 CONTRINEX-DW-AD-612-M12 Datasheet
177Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-613-M8 CONTRINEX-DW-AD-613-M8 Datasheet
188Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-065 CONTRINEX-DW-AD-631-065 Datasheet
154Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-M12 CONTRINEX-DW-AD-631-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-634-M12 CONTRINEX-DW-AD-634-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M18-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M18-BAS Datasheet
143Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M30-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M30-BAS Datasheet
167Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AS-501-065 CONTRINEX-DW-AS-501-065 Datasheet
147Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com