データシートサーチシステム |
|
320520340 データシート(PDF) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics |
|
320520340 データシート(HTML) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics |
2 / 2 page data sheet Abmessungen / Dimensions / Dimensions: Ansprechkurve* / Courbe de réponse* / Response diagram*: Diese Zeichnungen lassen sich aus dem Internet (www.contrinex.com) herunterladen. Ces dessins peuvent être téléchargés depuis Internet (www.contrinex.com). These drawings can be downloaded from Internet (www.contrinex.com). CONTRINEX AG Industrial Electronics route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com 62x06512x.indd / page 23 / rev. 14 / 20.04.17 MDM * typische Werte / valeurs typiques / typical values Typenspektrum / Types disponibles / Available types: Artikelnummer Typenbezeichnung Schaltung Anschluss Ausgang Gewicht Numéro d'article désignation polarité raccordement sortie Poids Part number part reference polarity connection output Weight 320 920 147 DWAD621065120 NPN Kabel / câble / cable 2 m PVC Schliesser / à fermeture / N.O. 41 g 320 920 162 DWAD622065120 NPN Kabel / câble / cable 2 m PVC Öffner / à ouverture / N.C. 41 g 320 920 177 DWAD623065120 PNP Kabel / câble / cable 2 m PVC Schliesser / à fermeture / N.O. 41 g 320 920 197 DWAD624065120 PNP Kabel / câble / cable 2 m PVC Öffner / à ouverture / N.C. 41 g 320 520 278 DWAD621065121 NPN Kabel / câble / cable 2 m PVC Schliesser / à fermeture / N.O. 41 g 320 520 279 DWAD622065121 NPN Kabel / câble / cable 2 m PVC Öffner / à ouverture / N.C. 41 g 320 520 280 DWAD623065121 PNP Kabel / câble / cable 2 m PVC Schliesser / à fermeture / N.O. 41 g 320 520 281 DWAD624065121 PNP Kabel / câble / cable 2 m PVC Öffner / à ouverture / N.C. 41 g 320 520 338 DWAD621065122 NPN Kabel / câble / cable 2 m PVC Schliesser / à fermeture / N.O. 42 g 320 520 339 DWAD622065122 NPN Kabel / câble / cable 2 m PVC Öffner / à ouverture / N.C. 42 g 320 520 340 DWAD623065122 PNP Kabel / câble / cable 2 m PVC Schliesser / à fermeture / N.O. 42 g 320 520 341 DWAD624065122 PNP Kabel / câble / cable 2 m PVC Öffner / à ouverture / N.C. 42 g 320 920 263 DWAS621065129 NPN Stecker / connecteur / connector S8 Schliesser / à fermeture / N.O. 11.3 g 320 920 268 DWAS622065129 NPN Stecker / connecteur / connector S8 Öffner / à ouverture / N.C. 11.3 g 320 920 274 DWAS623065129 PNP Stecker / connecteur / connector S8 Schliesser / à fermeture / N.O. 11.3 g 320 920 279 DWAS624065129 PNP Stecker / connecteur / connector S8 Öffner / à ouverture / N.C. 11.3 g 320 920 261 DWAS621065123 NPN Stecker / connecteur / connector S8 Schliesser / à fermeture / N.O. 12 g 320 520 287 DWAS622065123 NPN Stecker / connecteur / connector S8 Öffner / à ouverture / N.C. 12 g 320 520 288 DWAS623065123 PNP Stecker / connecteur / connector S8 Schliesser / à fermeture / N.O. 12 g 320 520 289 DWAS624065123 PNP Stecker / connecteur / connector S8 Öffner / à ouverture / N.C. 12 g 320 920 262 DWAS621065124 NPN Stecker / connecteur / connector S8 Schliesser / à fermeture / N.O. 12 g 320 920 520 DWAS623065124 PNP Stecker / connecteur / connector S8 Schliesser / à fermeture / N.O. 12 g 320 920 525 DWAS624065124 PNP Stecker / connecteur / connector S8 Öffner / à ouverture / N.C. 12 g Reduktionsfaktoren für Messplatte aus* / Coefficients de réduction pour cible en* / Correction factors for target of*: Stahl FE 360 Kupfer Aluminium Messing Edelstahl V2A Acier FE 360 1,0 cuivre 0,1 aluminium 0,1 laiton 0,2 acier INOX V2A 0,55 Steel FE 360 copper aluminum brass stainless steel V2A Einbau / Montage / Installation: DWAD62#065120 DWAD62#065121 DWAD62#065122 DWAS62#065129 DWAS62#065123 DWAS62#065124 metallfreier Raum espace sans métaux metalfree zone aktive Fläche face sensible sensing face Träger support support 6 mm 14 mm Die Einhaltung der Personenschutzmaßnahmen obliegt dem Betreiber der von uns gelieferten Produkte. Der Einsatz unserer Geräte in Anwendungen, bei welchen die Sicherheit von Personen gefährdet sein könnte, ist nur dann zulässig, wenn der Betreiber gesonderte geeignete und notwendige Maßnahmen für die Personen und Maschinensicherheit einhält und vornimmt. / Les exploitants des produits que nous fournissons sont tenus d'assurer les mesures adéquates de protection des personnes. L'utilisation de nos appareils dans des applications comportant un risque possible pour la sécurité des personnes n’est admissible que si l’exploitant observe et met en œuvre des mesures séparées, appro priées et nécessaires pour la protection des personnes et des machines. / Operators of the products we supply are responsible for compliance with measures for the protection of persons. The use of our equipment in applications where the safety of persons might be at risk is only authorized if the operator observes and implements separate, appropriate and necessary measures for the protection of persons and machines. |
同様の部品番号 - 320520340 |
|
同様の説明 - 320520340 |