データシートサーチシステム |
|
SMBJ6.0A データシート(PDF) 4 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd |
|
SMBJ6.0A データシート(HTML) 4 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd |
4 / 5 page 扬州扬杰电子科技股份有限公司 Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd. S-S103 Rev. 1.3, 28-Apr-14 www.21yangjie.com SMBJ SERIES ■电性参数 (TA =25℃ 除非另有规定) Electrical Characteristics (TA =25 unless otherwise noted) ℃ 产品型号 (单向) Part Number (Uni) 产品型号 (双向) Part Number (Bi) 击穿电压 VBR@IT Breakdown Voltage VBR@IT 最大反向漏电 流 IR @VWM Maximum Reverse Leakage IR (3) (μA) 最大工作电压 VRWM Working Peak Reverse Voltage VRWM (V) 最大反向浪涌 电流 IPP Maximum Reverse Surge Current IPP (2) (A) 最大箝位电压 Maximum Clamping Voltage Vc @ IPP (V) 最小 Min(V) 最大 Max (V) 测试电流 IT (1)(mA) SMBJ85 SMBJ85C 94.40 115.00 1.0 5.0 85.0 4.0 151.0 SMBJ85A SMBJ85CA 94.40 104.00 1.0 5.0 85.0 4.4 137.0 SMBJ90 SMBJ90C 100.00 122.00 1.0 5.0 90.0 3.7 160.0 SMBJ90A SMBJ90CA 100.00 111.00 1.0 5.0 90.0 4.1 146.0 SMBJ100 SMBJ100C 111.00 136.00 1.0 5.0 100.0 3.3 179.0 SMBJ100A SMBJ100CA 111.00 123.00 1.0 5.0 100.0 3.7 162.0 SMBJ110 SMBJ110C 122.00 149.00 1.0 5.0 110.0 3.1 196.0 SMBJ110A SMBJ110CA 122.00 135.00 1.0 5.0 110.0 3.4 177.0 SMBJ120 SMBJ120C 133.00 163.00 1.0 5.0 120.0 2.8 214.0 SMBJ120A SMBJ120CA 133.00 147.00 1.0 5.0 120.0 3.1 193.0 SMBJ130 SMBJ130CA 144.00 176.00 1.0 5.0 130.0 2.6 231.0 SMBJ130A SMBJ130CA 144.00 159.00 1.0 5.0 130.0 2.9 209.0 SMBJ140 SMBJ140C 155.70 190.40 1.0 5.0 140.0 2.4 250.6 SMBJ140A SMBJ140CA 155.00 171.00 1.0 5.0 140.0 2.6 226.8 SMBJ150 SMBJ150C 167.00 204.00 1.0 5.0 150.0 2.2 268.0 SMBJ150A SMBJ150CA 167.00 185.00 1.0 5.0 150.0 2.5 243.0 SMBJ160 SMBJ160C 178.00 218.00 1.0 5.0 160.0 2.1 287.0 SMBJ160A SMBJ160CA 178.00 197.00 1.0 5.0 160.0 2.3 259.0 SMBJ170 SMBJ170C 189.00 231.00 1.0 5.0 170.0 2.0 304.0 SMBJ170A SMBJ170CA 189.00 209.00 1.0 5.0 170.0 2.2 275.0 SMBJ180 SMBJ180C 200.20 244.80 1.0 5.0 180.0 1.8 322.2 SMBJ180A SMBJ180CA 200.00 220.00 1.0 5.0 180.0 2.1 291.6 SMBJ190 SMBJ190C 211.30 258.40 1.0 5.0 190.0 1.7 340.1 SMBJ190A SMBJ190CA 211.00 232.00 1.0 5.0 190.0 1.9 307.8 SMBJ200A SMBJ200CA 224.00 247.00 1.0 5.0 200.0 1.8 324.0 SMBJ220A SMBJ220CA 246.00 272.00 1.0 5.0 220.0 1.7 356.0 SMBJ250A SMBJ250CA 279.00 309.00 1.0 5.0 250.0 1.5 405.0 SMBJ300A SMBJ300CA 335.00 371.00 1.0 5.0 300.0 1.2 486.0 SMBJ350A SMBJ350CA 391.00 432.00 1.0 5.0 350.0 1.0 567.0 SMBJ400A SMBJ400CA 447.00 494.00 1.0 5.0 400.0 0.9 648.0 SMBJ440A SMBJ440CA 492.00 543.00 1.0 5.0 440.0 0.8 713.0 备注:Notes: (1) 脉冲测试:tp≤50ms Pulse test: tp≤50ms (2) 浪涌电流波形,如图3,功率降额曲线如图2。 Surge current waveform per Fig. 3 and derated per Fig.2. (3) 对于双向型,VWM在10V及10V以下,IR值加倍 For bi-directional types having VWM of 10 V and less, the IR limit is doubled (4) 对于双向SMBJ5.0CA,VBR最大值为7.25V For the bi-directional SMBJ5.0CA, the maximum VBR is 7.25 V |
同様の部品番号 - SMBJ6.0A |
|
同様の説明 - SMBJ6.0A |