データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMC5380B データシート(PDF) 3 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

部品番号 SMC5380B
部品情報  Limiting Values (Absolute Maximum Rating, Ta=25??Unless otherwise specified)
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  YANGJIE [Yangzhou yangjie electronic co., ltd]
ホームページ  http://www.21yangjie.com/
Logo YANGJIE - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

SMC5380B データシート(HTML) 3 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

  SMC5380B Datasheet HTML 1Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd SMC5380B Datasheet HTML 2Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd SMC5380B Datasheet HTML 3Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd SMC5380B Datasheet HTML 4Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd SMC5380B Datasheet HTML 5Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
扬州扬杰电子科技股份有限公司
Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd. 
www.21yangjie.com
S-S105
Rev. 1.2, 28-Apr-14
SMC5333B THRU SMC5388B
Notes :
1. Zener Tolerance: ±5% .
2. The zener impedance is derived from the 60-cycle ac voltage, which results when an ac current having an rms value equal to
10% of the dc zener current (IZT or IZK) is superimposed to IZT or IZK.。
3. The max zener current is not absolute , Please confirm that the product of the voltage and current should not exceed the rated Power
dissipation in actual zener application.
■特性曲线(典型)


同様の部品番号 - SMC5380B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Dc Components
SMC5380B DCCOM-SMC5380B Datasheet
50Kb / 2P
   RECTIFIER SPECIALISTS
logo
Anova Technologies CO.,...
SMC5380B ANOVA-SMC5380B Datasheet
252Kb / 4P
   Surface Mount Zener Diodes
More results

同様の説明 - SMC5380B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PIC GmbH
PFC-2416-3 PIC-PFC-2416-3 Datasheet
42Kb / 1P
   Nominal values unless otherwise specified
PFC-2416-4 PIC-PFC-2416-4 Datasheet
47Kb / 1P
   Nominal values unless otherwise specified
logo
Fairchild Semiconductor
FYV0203DNMTF FAIRCHILD-FYV0203DNMTF Datasheet
83Kb / 4P
   Absolute Maximum Ratings TA 25C unless otherwise noted
logo
International Rectifier
IRF6662 IRF-IRF6662 Datasheet
271Kb / 9P
   DirectFet Power MOSFET Typical values (unless otherwise specified)
IRF6655 IRF-IRF6655 Datasheet
257Kb / 10P
   DirectFET Power MOSFET Typical values (unless otherwise specified)
logo
Pulse A Technitrol Comp...
C2268FNL PULSE-C2268FNL Datasheet
110Kb / 1P
   UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
C3027NL PULSE-C3027NL Datasheet
185Kb / 2P
   UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
E2081NL PULSE-E2081NL Datasheet
267Kb / 2P
   UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
E2454FNL PULSE-E2454FNL Datasheet
275Kb / 2P
   UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
C2567NL PULSE-C2567NL Datasheet
179Kb / 2P
   UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com