データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

SMBJ10C データシート(PDF) 5 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

部品番号. SMBJ10C
部品情報  Transient Voltage Suppressor Diodes
ダウンロード  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  YANGJIE [Yangzhou yangjie electronic co., ltd]
ホームページ  http://www.21yangjie.com/
Logo 

SMBJ10C Datasheet(HTML) 5 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
扬州扬杰电子科技股份有限公司
Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd.
S-S103
Rev. 1.3, 28-Apr-14
www.21yangjie.com
SMBJ SERIES
■特性曲线(典型) Characteristics(Typical)
0
4.0
0
t(ms)
图3:脉冲波形
FIG3: Pulse Waveform
150
50
100
3.0
2.0
1.0
TJ=25
Pulse Width(td) is defined as
the Point where the Peak
Current Decays to 50% of IPPM
10/1000μs Waveform as
Defined by R.E.A.
tr=10μs
Peak Value
IPPM
Half Value - IPP
2
IPPM
td
0
10
100
10
周波数
Number of Cycles
5:最大不重复浪涌电流
FIG5: Maximum Non-Repetitive Surge Current
200
50
100
TJ=TJMax.
8.3毫秒正弦半波
8.3ms Single Half Sine-Wave
0.001
0.01
0.1
1
10
1000
0.1
tp(s)
图4:典型瞬态热阻
FIG4:Typical Transient Thermal Impedance
100
1
100
10
0.1μs
1μs
10μs
100μs
1.0ms
10ms
0.1
td(μs)
1:最大脉冲功率曲线
FIG1:Peak Pulse Power Rating Curve
1.0
100
10
不重复脉冲波形见图 3
Non-Repetitive Pulse
Waveform shown in Fige.3
TA=25℃
0.2×0.2"(5.0×5.0mm)
Copper Pad Areas
0
200
0
TJ(℃)
图2:脉冲功率或电流与结温关系
FIG2: Pulse Power or Current vs. Initial Junction Temperature
100
50
25
75
175
150
125
100
75
50
25
0
0
1
TL()
6:功率损耗曲线
FIG6:Steady State Power Dissipation
200
25
50
75
100
125
150
175
2
3
4
5
6


Html ページ

1  2  3  4  5 


Datasheet Download




リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn