データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FSBB15CH120D データシート(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

部品番号 FSBB15CH120D
部品情報  Motion SPM
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

FSBB15CH120D データシート(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

Back Button FSBB15CH120D Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor FSBB15CH120D Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor FSBB15CH120D Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor FSBB15CH120D Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor FSBB15CH120D Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor FSBB15CH120D Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor FSBB15CH120D Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor FSBB15CH120D Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor FSBB15CH120D Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 16 page
background image
© 2017 Semiconductor Components Industries, LLC
6
www.fairchildsemi.com
www.onsemi.com
FSBB15CH120D • Rev. 1
Electrical Characteristics (T
J = 25°C, Unless Otherwise Specified)
Inverter Part
Note:
6. tON and tOFF include the propagation delay time of the internal drive IC. tC(ON) and tC(OFF) are the switching time of IGBT itself under the given gate driving condition internally.
For the detailed information, please see Figure 4.
Figure 4. Switching Time Definition
Symbol
Parameter
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
VCE(SAT)
Collector - Emitter Saturation
Voltage
VCC = VBS = 15 V
VIN = 5 V
IC = 15 A, TJ = 25°C
-
2.00
2.60
V
VF
FWDi Forward Voltage
VIN = 0 V
IF = 15 A, TJ = 25°C
-
1.90
2.50
V
HS
tON
Switching Times
VPN = 600 V, VCC = 15 V, IC = 15 A
TJ = 25°C
VIN = 0 V  5 V, Inductive Load
See Figure 5
(Note 6)
0.50
1.00
1.55
s
tC(ON)
-0.20
0.60
s
tOFF
-1.20
1.75
s
tC(OFF)
-0.20
0.60
s
trr
-0.25
-
s
LS
tON
VPN = 600 V, VCC = 15 V, IC = 15 A
TJ = 25°C
VIN = 0 V  5 V, Inductive Load
See Figure 5
(Note 6)
0.35
0.85
1.45
s
tC(ON)
-0.20
0.60
s
tOFF
-1.05
1.65
s
tC(OFF)
-0.20
0.60
s
trr
-0.25
-
s
ICES
Collector - Emitter Leakage
Current
VCE = VCES
--
5
mA
VCE
IC
VIN
tON
tC(ON)
VIN(ON)
10% IC
10% VCE
90% IC
100% IC
trr
100% IC
V CE
IC
VIN
tOFF
tC(OFF)
VIN(OFF)
10% VCE
10% IC
(a) turn-on
(b) turn-off


同様の部品番号 - FSBB15CH120D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
FSBB15CH120DF ONSEMI-FSBB15CH120DF Datasheet
653Kb / 16P
   Motion SPM
February 2017 Rev. 1.0
More results

同様の説明 - FSBB15CH120D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
FSB50450B ONSEMI-FSB50450B Datasheet
891Kb / 13P
   Motion SPM
February 2017 Rev. 1.2
FNB80460T3 ONSEMI-FNB80460T3 Datasheet
883Kb / 17P
   Motion SPM
April 2017 Rev. 1.0
FSBB20CH120DF ONSEMI-FSBB20CH120DF Datasheet
653Kb / 16P
   Motion SPM
February 2017 Rev. 1.0
FNB34060T ONSEMI-FNB34060T Datasheet
1Mb / 17P
   Motion SPM
Dec. 2016 Rev. 1.0
FSBB20CH120D ONSEMI-FSBB20CH120D Datasheet
653Kb / 16P
   Motion SPM
January 2017 Rev. 1.0
FSBB15CH120DF ONSEMI-FSBB15CH120DF Datasheet
653Kb / 16P
   Motion SPM
February 2017 Rev. 1.0
FNB35060T ONSEMI-FNB35060T Datasheet
1Mb / 17P
   Motion SPM
Dec. 2016 Rev. 1.0
FSB50550B ONSEMI-FSB50550B Datasheet
891Kb / 13P
   Motion SPM
Rev. 1.2
FSB50250A ONSEMI-FSB50250A Datasheet
765Kb / 13P
   Motion SPM 5 Series
January 2014 Rev. C4
FSB50325A ONSEMI-FSB50325A Datasheet
938Kb / 14P
   Motion SPM 5 Series
October 2014 Rev. C5
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com