データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TLYE17T データシート(PDF) 6 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TLYE17T
部品情報  Panel Circuit Indicator
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLYE17T データシート(HTML) 6 Page - Toshiba Semiconductor

  TLYE17T Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLYE17T Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLYE17T Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLYE17T Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLYE17T Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLYE17T Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TLYE17T Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TLYE17T Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
TLRE17T,TLRME17T,TLSE17T,TLOE17T,TLYE17T
2002-09-25
6
TLOE17T
IF – Ta
Ambient temperature Ta (℃)
80
0
20
40
60
0
100
20
40
60
80
120
Case temperature Tc (℃)
IV – Tc
0.1
0.3
0.5
1
80
-20
0
20
40
60
3
IF – VF
Forward voltage VF (V)
100
1
3
5
10
50
30
Ta=25℃
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
1.6
IV – IF
Forward current IF (mA)
1
10
100
30
10000
100
1000
Ta=25℃
Wavelength λ (nm)
Relative Luminous Intensity –
Wavelength
1.0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
540
560
580
600
620
660
IF = 20mA
Ta= 25℃
640
Ta = 25℃
Radiation Pattern
90°
80°
90°
0
0.2
0.4
0.6
0.8
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
1.0


同様の部品番号 - TLYE17T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Marktech Corporate
TLYE17T MARKTECH-TLYE17T Datasheet
125Kb / 2P
   TOSHIBA T-1 3/4 InGaAIP Ultra Bright LED
logo
Toshiba Semiconductor
TLYE17TP TOSHIBA-TLYE17TP Datasheet
332Kb / 2P
   Toshiba TLxE17 Series LEDs
logo
Marktech Corporate
TLYE17TP MARKTECH-TLYE17TP Datasheet
125Kb / 2P
   TOSHIBA T-1 3/4 InGaAIP Ultra Bright LED
logo
Toshiba Semiconductor
TLYE17TP TOSHIBA-TLYE17TP Datasheet
221Kb / 8P
   Panel Circuit Indicator
TLYE17TPF TOSHIBA-TLYE17TPF Datasheet
221Kb / 8P
   Panel Circuit Indicator
More results

同様の説明 - TLYE17T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TLGC160 TOSHIBA-TLGC160 Datasheet
182Kb / 4P
   PANEL CIRCUIT INDICATOR
TLGD262 TOSHIBA-TLGD262 Datasheet
184Kb / 4P
   PANEL CIRCUIT INDICATOR
TLRM1108 TOSHIBA-TLRM1108 Datasheet
328Kb / 15P
   Panel Circuit Indicator
TLRH180P TOSHIBA-TLRH180P Datasheet
143Kb / 4P
   Panel Circuit Indicator
S4F42Q1 TOSHIBA-S4F42Q1 Datasheet
313Kb / 8P
   PANEL CIRCUIT INDICATOR
TLRMK37TPK53MT1 TOSHIBA-TLRMK37TPK53MT1 Datasheet
372Kb / 7P
   Panel Circuit Indicator
TLWJ1100 TOSHIBA-TLWJ1100 Datasheet
278Kb / 9P
   Panel Circuit Indicator
TLFGE19CP TOSHIBA-TLFGE19CP Datasheet
205Kb / 3P
   Panel Circuit Indicator
TLRH1032 TOSHIBA-TLRH1032 Datasheet
302Kb / 17P
   Panel Circuit Indicator
TLRH1106 TOSHIBA-TLRH1106 Datasheet
327Kb / 14P
   Panel Circuit Indicator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com