データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ATAR510 データシート(PDF) 33 Page - ATMEL Corporation

部品番号 ATAR510
部品情報  MARC 4 4-BIT UNIVERSAL MICROCONTROLLER
Download  74 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ATMEL [ATMEL Corporation]
ホームページ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

ATAR510 データシート(HTML) 33 Page - ATMEL Corporation

Back Button ATAR510 Datasheet HTML 29Page - ATMEL Corporation ATAR510 Datasheet HTML 30Page - ATMEL Corporation ATAR510 Datasheet HTML 31Page - ATMEL Corporation ATAR510 Datasheet HTML 32Page - ATMEL Corporation ATAR510 Datasheet HTML 33Page - ATMEL Corporation ATAR510 Datasheet HTML 34Page - ATMEL Corporation ATAR510 Datasheet HTML 35Page - ATMEL Corporation ATAR510 Datasheet HTML 36Page - ATMEL Corporation ATAR510 Datasheet HTML 37Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 33 / 74 page
background image
33
4703B–4BMCU–01/05
ATAR510
3.3.1.2
Interval Timer Frequency Select Register
FS3 ... 0 - Frequency select code
Table 3-7.
Interval Timer Interrupt Priority Register (ITIPR)
Code
3 2 1 0
Function
x x 1 1
Reset prescaler and halt
x x x 1
Interrupt A disabled
x x x 0
Interrupt A enabled
x x 1 x
Interrupt B disabled
x x 0 x
Interrupt B enabled
x 1 x x
Interrupt A => priority 1
x 0 x x
Interrupt A => priority 5
1 x x x
Interrupt B => priority 2
0 x x x
Interrupt B => priority 6
Primary register address (write only): 'F'hex
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
ITFSR
FS3
FS2
FS1
FS0
Reset value: 1111b
Table 3-8.
Interval Timer Frequency Select Register (ITFSR)
Code
3 2 1 0
Function
SUBCL
divide by
SUBCL = 32 kHz
0 0 0 0
INTA
215
Select 1 Hz
0 0 0 1
214
Select 2 Hz
0 0 1 0
213
Select 4 Hz
0 0 1 1
212
Select 8 Hz
0 1 0 0
211
Select 16 Hz
0 1 0 1
210
Select 32 Hz
0 1 1 0
29
Select 64 Hz
0 1 1 1
28
Select 128 Hz
1 0 0 0
INTB
212
Select 8 Hz
1 0 0 1
211
Select 16 Hz
1 0 1 0
29
Select 64 Hz
1 0 1 1
27
Select 256 Hz
1 1 0 0
25
Select 1024 Hz
1 1 0 1
24
Select 2048 Hz
1 1 1 0
23
Select 4096 Hz
1 1 1 1
22
Select 8192 Hz


同様の部品番号 - ATAR510

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ATMEL Corporation
ATAR510F ATMEL-ATAR510F Datasheet
44Kb / 3P
   MARC4 4-bit Microcontrollers
More results

同様の説明 - ATAR510

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ATMEL Corporation
ATAM510 ATMEL-ATAM510 Datasheet
979Kb / 72P
   MARC4 4-bit MTP Universal Microcontroller
T48C510 ATMEL-T48C510 Datasheet
492Kb / 61P
   MARC4 -4-bit MTP Universal Microcontroller
logo
List of Unclassifed Man...
TM6811 ETC1-TM6811 Datasheet
59Kb / 5P
   4 Bit Microcontroller
logo
ELAN Microelectronics C...
EM73982 EMC-EM73982 Datasheet
216Kb / 41P
   4-BIT MICROCONTROLLER
EM73P982 EMC-EM73P982 Datasheet
219Kb / 41P
   4-BIT MICROCONTROLLER
logo
Winbond
W742E81A WINBOND-W742E81A Datasheet
567Kb / 45P
   4-BIT MICROCONTROLLER
W921E880A WINBOND-W921E880A Datasheet
430Kb / 57P
   4-BIT MICROCONTROLLER
W742E WINBOND-W742E Datasheet
747Kb / 60P
   4 BIT MICROCONTROLLER
logo
ELAN Microelectronics C...
EM73PE00 EMC-EM73PE00 Datasheet
722Kb / 51P
   4-BIT MICROCONTROLLER
logo
Winbond
W742C811 WINBOND-W742C811 Datasheet
23Kb / 2P
   4-BIT MICROCONTROLLER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com