データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF7495 データシート(PDF) 5 Page - International Rectifier

部品番号 IRF7495
部品情報  HEXFET Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7495 データシート(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF7495 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7495 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7495 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7495 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7495 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7495 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7495 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7495 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
IRF7495
www.irf.com
5
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
Fig 10b. Switching Time Waveforms
VDS
Pulse Width ≤ 1 µs
Duty Factor ≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
10V
+
-VDD
Fig 9. Maximum Drain Current vs.
Ambient Temperature
25
50
75
100
125
150
TA , Ambient Temperature (°C)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1E-006
1E-005
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
t1 , Rectangular Pulse Duration (sec)
0.01
0.1
1
10
100
0.20
0.10
D = 0.50
0.02
0.01
0.05
SINGLE PULSE
( THERMAL RESPONSE )


同様の部品番号 - IRF7495

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7495 IRF-IRF7495 Datasheet
607Kb / 8P
   High frequency DC-DC converters
IRF7495PBF IRF-IRF7495PBF Datasheet
147Kb / 8P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRF7495PBF IRF-IRF7495PBF Datasheet
152Kb / 8P
   High frequency DC-DC converters
IRF7495PBF IRF-IRF7495PBF_15 Datasheet
152Kb / 8P
   High frequency DC-DC converters
IRF7495TR IRF-IRF7495TR Datasheet
607Kb / 8P
   High frequency DC-DC converters
More results

同様の説明 - IRF7495

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com