データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

RBL-1608-AM8-TR データシート(PDF) 1 Page - Raltron Electronics Corporation

部品番号 RBL-1608-AM8-TR
部品情報  BALUN
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RALTRON [Raltron Electronics Corporation]
ホームページ  http://www.raltron.com
Logo RALTRON - Raltron Electronics Corporation

RBL-1608-AM8-TR データシート(HTML) 1 Page - Raltron Electronics Corporation

  RBL-1608-AM8-TR Datasheet HTML 1Page - Raltron Electronics Corporation RBL-1608-AM8-TR Datasheet HTML 2Page - Raltron Electronics Corporation RBL-1608-AM8-TR Datasheet HTML 3Page - Raltron Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
BALUN
Page 1 of 3
RBL-1608-AM8-TR
R A L T R O N E L E C T R O N I C S  1 0 4 0 0 N . W . 3 3 rd S t r e e t  M i a m i , F l o r i d a 3 3 1 7 2  U . S . A .
Telephone: 305-593-6033  Fax: 305-594-3973  e-mail: sales@raltron.com  web: http://www.raltron.com
ELECTRICAL SPECIFICATION
MECHANICAL SPECIFICATION
Top View
Bottom View
Side View
Unit: mm
L
W
T
A
Dimension
1.60 ±0.15
0.80 ±0.15
0.50 ±0.10
0.175 ±0.15
B
C
D
E
Dimension
0.25 ±0.15
0.25 ±0.15
0.50 ±0.15
0.20 ±0.15
Top View
P3
P2
P1
P4
P5
P6
PIN
1
2
3
4
5
6
Connection
Unbalanced
port
GND
Balanced
port
Balanced
port
GND
NC
SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS
UNIT
Frequency Range
2400 ~2500
MHz
Insertion Loss, Max
1.2
dB
VSWR, Max
2.0
-
Unbalance Impedance
50
Balance Impedance
50
Phase Difference
180°±10°
Amplitude Difference, Max
2.0
dB
Operating Temperature Range
-40 ~ +85
°C


同様の部品番号 - RBL-1608-AM8-TR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Raltron Electronics Cor...
RBL-1608-A3-TR RALTRON-RBL-1608-A3-TR Datasheet
295Kb / 3P
   BALUN
RBL-1608-AC6-TR RALTRON-RBL-1608-AC6-TR Datasheet
317Kb / 4P
   BALUN
More results

同様の説明 - RBL-1608-AM8-TR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Raltron Electronics Cor...
RBL-2012-A8-TR RALTRON-RBL-2012-A8-TR Datasheet
422Kb / 3P
   BALUN
logo
YAGEO Corporation
BLN1608LL01R5000A YAGEO-BLN1608LL01R5000A Datasheet
638Kb / 6P
   Balun
logo
Raltron Electronics Cor...
RBL-1608-AC6-TR RALTRON-RBL-1608-AC6-TR Datasheet
317Kb / 4P
   BALUN
RBL-2012-G9D4-TR RALTRON-RBL-2012-G9D4-TR Datasheet
519Kb / 3P
   BALUN
logo
YAGEO Corporation
BLN1608LL01R2400A YAGEO-BLN1608LL01R2400A Datasheet
359Kb / 5P
   Balun
logo
Raltron Electronics Cor...
RBL-1608-A3-TR RALTRON-RBL-1608-A3-TR Datasheet
295Kb / 3P
   BALUN
RBL-2012-E0-TR RALTRON-RBL-2012-E0-TR Datasheet
399Kb / 3P
   BALUN
logo
YAGEO Corporation
BLN1608LL00R2400A YAGEO-BLN1608LL00R2400A Datasheet
711Kb / 6P
   BALUN
logo
Pulse A Technitrol Comp...
CX2155NL PULSE-CX2155NL Datasheet
115Kb / 1P
   BALUN TRANSFORMER
CX2049LNL PULSE-CX2049LNL Datasheet
100Kb / 1P
   BALUN TRANSFORMER
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com