データシートサーチシステム |
|
LB01GW01-5F-JF データシート(PDF) 2 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. |
|
LB01GW01-5F-JF データシート(HTML) 2 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. |
2 / 5 page LB Indicators M15 M Complement to LB Pushbuttons www.nkkswitches.com Housing Colors Available: SHAPES & PANEL CUTOUTS TERMINALS 01 .622” (15.8mm) Square Silver Solder Lug/.110” (2.8mm) Quick Connect W01 03 02 .854” (21.7mm) Round .622” x .866” (15.8mm x 22.0mm) Rectangular HOUSING K (16.2) Sq .638 (22.0) Dia .866 (11.5) .453 (1.5) R .059 (22.4) .882 (16.2) .638 Panel Thickness: .039” ~ .157” (1.0 ~ 4.0mm) Black Gray G Epoxy Seal (2.0) .079 (2.8) .110 (1.2) .047 Thk = (0.5) .020 (7.5) .295 Voltage V 5V AC 12V AC Current I 115mA 60mA Endurance Hours 10,000 average Ambient Temp. Range –25°C ~ +50°C 05 12 T-1 Bi-pin AT607 LAMP CODES & SPECIFICATIONS Voltage V 110V AC Current I 1.5mA Endurance Hours 10,000 average Ambient Temp. Range –25°C ~ +50°C Recommended Resistors: 33K ohms for 110V AC; 100K ohms for 220V AC T-1 Bi-pin AT607N 01 Incandescent Lamp for Solid Colored and Colored Insert Caps Neon Lamp for Colored Insert Cap The electrical specifications shown are determined at a basic temperature of 25°C. |
同様の部品番号 - LB01GW01-5F-JF |
|
同様の説明 - LB01GW01-5F-JF |
|
|
リンク URL |
プライバシーポリシー |
ALLDATASHEET.JP |
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |